| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F328C8 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F328C8 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 109 page ![]() Pinouts and pin description STM32F328C8 32/109 DocID026351 Rev 3 25 PB12 I/O TTa TSC_G6_IO2, TIM1_BKIN, USART3_CK, EVENTOUT ADC2_IN13 26 PB13 I/O TTa TSC_G6_IO3, TIM1_CH1N, USART3_CTS, EVENTOUT ADC1_IN13 27 PB14 I/O TTa TIM15_CH1, TSC_G6_IO4, TIM1_CH2N, USART3_RTS_D E, EVENTOUT ADC2_IN14, OPAMP2_VINP 28 PB15 I/O TTa TIM15_CH2, TIM15_CH1N, TIM1_CH3N, EVENTOUT ADC2_IN15, COMP6_INM, RTC_REFIN 29 PA8 I/O FT MCO, TIM1_CH1, USART1_CK, EVENTOUT - 30 PA9 I/O FT TSC_G4_IO1, TIM1_CH2, USART1_TX, TIM15_BKIN, TIM2_CH3, EVENTOUT - 31 PA10 I/O FT TIM17_BKIN, TSC_G4_IO2, TIM1_CH3, USART1_RX, COMP6_OUT, TIM2_CH4, EVENTOUT - 32 PA11 I/O FT TIM1_CH1N, USART1_CTS, CAN_RX, TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, EVENTOUT - Table 12. STM32F328C8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions LQFP48 Alternate functions Additional functions |