công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S105C4 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S105C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S105C4 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S105C4 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 121 page
background image
Pinout and pin description
STM8S105x4/6
26/121
DocID14771 Rev 15
Figure 6. SDIP32 pinout
1. (HS) high sink capability.
2. (T) True open drain (P-buffer and protection diode to VDD not implemented).
3. [ ] alternate function remapping option (if the same alternate function is shown twice, it indicates an
exclusive choice not a duplication of the function).
Table 5. STM8S105x4/6 pin description
Pin number
Pin name
Type
Input
Output
Main
function
(after
reset)
Default
alternate
function
Alternate
function
after
remap
[option
bit]
11
16
NRST
I/O
-
X
--
-
-
Reset
-
22
27
PA1/ OSC IN
I/O
X
X-
-
O1
X
X
Port A1
Resonato
r/ crystal
in
33
38
PA2/ OSC
OUT
I/O
X
X-
-
O1
X
X
Port A1
Resonato
r/ crystal
in
4
4
-
-
VSSIO_1
S
---
----
I/O ground
-
5
5
4
9
VSS
S
---
----
Digital ground
-
6
6
5
10
VCAP
S
---
----
1.8 V regulator
capacitor
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com