công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S105C4 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S105C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S105C4 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S105C4 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 121 page
background image
Electrical characteristics
STM8S105x4/6
78/121
DocID14771 Rev 15
10.3.8
Reset pin characteristics
Subject to general operating conditions for VDD and TA unless otherwise specified.
Figure 37. Typical NRST VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures
Table 41. NRST pin characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VIL(NRST)
NRST input low level voltage(1)
1. Data based on characterization results, not tested in production.
--0.3
-
0.3 x VDD
V
VIH(NRST)
NRST input high level voltage(1)
IOL= 2 mA
0.7 x VDD
-
VDD+ 0.3
VOL(NRST)
NRST output low level voltage(1)
IOL= 3 mA
-
-
0.5
RPU(NRST)
NRST pull-up resistor(2)
2. The RPU pull-up equivalent resistor is based on a resistive transistor.
-30
55
80
k
tIFP(NRST) NRST input filtered pulse(3)
--
-
75
ns
tINFP(NRST) NRST Input not filtered pulse(3)
3. Data guaranteed by design, not tested in production.
-500
-
-
tOP(NRST)
NRST output pulse(3)
-20
-
-
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com