| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8S105C4 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S105C4 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 121 page ![]() Pinout and pin description STM8S105x4/6 24/121 DocID14771 Rev 15 Figure 4. LQFP44 pinout 1. (HS) high sink capability. 2. (T) True open drain (P-buffer and protection diode to VDD not implemented). 3. [ ] alternate function remapping option (if the same alternate function is shown twice, it indicates an exclusive choice not a duplication of the function). |