công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F962 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB90F962
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built-in PLL clock frequency multiplying circuit
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB90F962 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB90F962 Datasheet HTML 24Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 26Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 30Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 31Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 32Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 57 page
background image
MB90960 Series
DS07-13749-3E
27
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1.
Absolute Maximum Ratings
(Continued)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Remarks
Min
Max
Power supply voltage*1
VCC
VSS
− 0.3 VSS + 6.0
V
AVCC
VSS
− 0.3 VSS + 6.0
V
VCC
= AVCC*2
AVR
VSS
− 0.3 VSS + 6.0
V
AVCC
≥ AVR*2
Input voltage*1
VI
VSS
− 0.3 VSS + 6.0
V
*3
Output voltage*1
VO
VSS
− 0.3 VSS + 6.0
V
*3
Maximum clamp current
ICLAMP
−2.0
+2.0
mA
*4
Total Maximum clamp current
Σ|ICLAMP|
⎯
40
mA
*4
“L” level maximum output current
IOL
⎯
15
mA
*4
“L” level average output current
IOLAV
⎯
4mA
*4
“L” level maximum overall output current
ΣIOL
⎯
125
mA
*4
“L” level average overall output current
ΣIOLAV
⎯
40
mA
*4
“H” level maximum output current
IOH
⎯−15
mA
*4
“H” level average output current
IOHAV
⎯−4mA *4
“H” level maximum overall output current
ΣIOH
⎯−125
mA
*4
“H” level average overall output current
ΣIOHAV
⎯−40
mA
*4
Power consumption
PD
⎯
300
mW
Operating temperature
TA
−40
+105
°C
−40
+125
°C*5
Storage temperature
TSTG
−55
+150
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com