công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F962 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB90F962
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built-in PLL clock frequency multiplying circuit
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB90F962 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB90F962 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 57 page
background image
MB90960 Series
10
DS07-13749-3E
■ I/O CIRCUIT TYPE
(Continued)
Type
Circuit
Remarks
A
Oscillation circuit
High-speed oscillation feedback
resistor
= approx. 1 MΩ
B
Oscillation circuit
Low-speed oscillation feedback
resistor
= approx. 10 MΩ
C
CMOS input
D
• CMOS input
• No Pull-down
E
CMOS hysteresis input
Pull-up resistor value : approx. 50 k
Ω
X1
X0
Standby control signal
Xout
Standby control signal
X1A
X0A
Xout
R
CMOS Hysteresis
inputs
R
Pull-down
resistor
CMOS Hysteresis
inputs
R
Pull-up
resistor
CMOS Hysteresis
inputs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com