công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F962 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB90F962
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built-in PLL clock frequency multiplying circuit
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB90F962 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB90F962 Datasheet HTML 39Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 40Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 41Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 42Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 43Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 44Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 45Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 46Page - Cypress Semiconductor MB90F962 Datasheet HTML 47Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 57 page
background image
MB90960 Series
42
DS07-13749-3E
(5) Trigger Input Timing
(TA
= −40 °C to +125 °C*, VCC = 5.0 V ± 10%, fCP ≤ 24 MHz, VSS = 0 V)
* : IThere is limited reliability if the product is used exceeding TA = +105
°C. Contact the sales or support
representative for this case.
Note : tCP is the machine clock cycle time (Unit : ns) . Refer to “ (1) Clock Timing”.
Parameter
Symbol
Pin
Condition
Value
Unit
Min
Max
Input pulse width
tTRGH
tTRGL
INT8, INT9R
INT10, INT11
INT12R, INT13
INT14R, INT15R
⎯
200
⎯
ns
ADTG
⎯
tCP + 200
⎯
ns
VIL
VIH
tTRGH
VIL
VIH
tTRGL
INT8, INT9R
INT10, INT11
INT12R, INT13
INT14R, INT15R
ADTG



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com