công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320VC5471GHKA bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320VC5471GHKA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320VC5471GHKA bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 102 page
background image
Electrical Specifications
86
June 2001 -- Revised December 2002
SPRS180C
Table 6--40. SPI Rising Edge Timing Requirements
MIN
NOM
MAX
UNIT
td(ENRS--CLKH)
Delay time, Rising enable start active to first clock high
A-- 3†
A†
A+ 3†
ns
td(CLKL--ENRE)
Delay time, Last clock low to rising enable end
A/2 -- 3†
A/2†
A/2 + 3†
ns
tw(ENRT)
Pulse duration, Rising enable toggle
A-- 3†
A†
A+ 3†
ns
td(CLKL--DOV)
Delay time, Clock low to data out valid
2
8
ns
tsu(DIV--CLKH)
Setup time, Data in valid to clock high
6
ns
th(CLKH--DIIV)
Hold time, Clock high to data in invalid
4
ns
† A= 4 x PTVx tc(ARM)
In this mode, all timing related activity for Data In and Enable is based on the falling edge of the SPI Clock.
The timing activity for Data Out will be based on the rising edge of the SPI clock.
MSB
LSB
Bit=31
Bit=32--total
MCUENO, 1 2,
(negative edge
triggered)
MCUENO, 1 2,
(positive edge
triggered)
(negative level
triggered)
MCUENO, 1 2,
MCUENO, 1 2,
triggered)
(positive level
CLKX_SPI
MCUDO
MCUDI
MSB
LSB
Bit=total--1
Bit=0
td(ENRS- CLKH)
td(CLKL- ENRE)
tw(ENRT)
th(CLKH- DIIV)
tsu(DIV- CLKH)
td(CLKL- DOV)
tc(SPI)
tw(SPI- H)
tw(SPI- L)
tr(SPI)
tf(SPI)
Figure 6--38. SPI Rising Edge Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com