công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320VC5471GHKA bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320VC5471GHKA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320VC5471GHKA bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments TMS320VC5471GHKA Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 102 page
background image
Electrical Specifications
78
June 2001 -- Revised December 2002
SPRS180C
6.14 MII Timings
Table 6--33 and Table 6--34 assume testing over recommended operating conditions (see Figure 6--33 and
Figure 6--34).
Table 6--33. MII Timing Requirements (Receive)
MIN†
MAX
UNIT
tsu(TCLKH-RXD)
Setup time, read RXD[3:0] before TCLK high
10/10
1
tsu(TCLKH-RXER)
Setup time, read RX error valid before TCLK high
10/10
ns
1
tsu(TCLKH-RXDV)
Setup time, read RX data valid before TCLK high
10/10
ns
thd(RXD-TCLKH)
Hold time, read RXD[3:0] after TCLK high
10/10
2
thd(RXER-TCLKH)
Hold time, read RX error valid after TCLK high
10/10
ns
thd(RXDV-TCLKH)
Hold time, read RX data valid after TCLK high
10/10
3
tw(TCLKH)
Pulse duration, TCLK high
140/14
ns
4
tw(TCLKL)
Pulse duration, TCLK low
140/14
ns
5
tw(TCLK)
Cycle time, TCLK
400/40
ns
† The timings format is based on 10 Mb/s / 100 Mb/s.
1
2
3
4
5
RCLK
RXD[3:0],
RXER,
RXDV
Figure 6--33. MII Receive Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com