công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78323LP bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - NEC

tên linh kiện UPD78323LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78323LP bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - NEC

Back Button UPD78323LP Datasheet HTML 10Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 11Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 12Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 13Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 14Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 15Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 16Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 17Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 18Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 86 page
background image
14
µPD78323, 78324
1.3
PIN INPUT/OUTPUT CIRCUITS AND RECOMMENDED CONNECTION OF UNUSED PINS
The pin input/output circuits, partly simplified, are shown in Table 1-1 and Figure 1-1.
Table 1-1. I/O Circuit Types of Pins and Their Recommended
Connection Methods when Unused
Recommended Connection Method
Input/Output
Circuit Type
Pin
P00/RTP0 to P07/RTP7
P20/NMI
P21/INTP0 to P26/INTP5
P27/INTP6/TI
P30/TXD
P31/RXD
P32/SO/SB0
P33/SI/SB1
P34/SCK
P40/AD0 to P47/AD7
P50/A8 to P57/A15
P70/AN0 to P77/AN7
P80/TO00 to P83/TO03
P84/TO10, P85/TO11
P90/RD
P91/WR
P92/TAS
P93/TMD
WDTO
ASTB
EA
RESET
AVREF, AVSS
AVDD
NC
Input mode : Individually connected to VDD or VSS via resistor
Output mode: Leave open
Connected to VSS
5
2
5
8
5
9
5
5
3
4
1
2
––
––
––
Input mode : Individually connected to VDD or VSS via resistor
Output mode: Leave open
Connected to VSS
Input mode : Individually connected to VDD or VSS via resistor
Output mode: Leave open
Leav open
––
––
Connected to VSS
Connected to VDD
Connected to VSS (can also be left open)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com