công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78323LP bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - NEC

tên linh kiện UPD78323LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78323LP bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - NEC

Back Button UPD78323LP Datasheet HTML 63Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 64Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 65Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 66Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 67Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 68Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 69Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 70Page - NEC UPD78323LP Datasheet HTML 71Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 86 page
background image
67
µPD78323, 78324
AC CHARACTERISTICS (TA = –10 to +70
°C, VDD = +5 V ±10 %, VSS = 0 V)
Non-consecutive read/write operation (with general-purpose memory connected)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN.
MAX.
Unit
System clock cycle time
tCYK
125
250
ns
Address setup time (vs. ASTB
↓)tSAST
32
ns
Address hold time (vs. ASTB
↓)tHSTA
32
ns
RD
↓ delay time from address
tDAR
85
ns
Address float time from RD
↓
tFRA
10
ns
Data input time from address
tDAID
222
ns
Data input time from RD
↓
tDRID
112
ns
RD
↓ delay time from ASTB↓
tDSTR
42
ns
Data hold time (vs. RD
↑)tHRID
0ns
Address active time from RD
↑
tDRA
50
ns
RD low-level width
tWRL
147
ns
ASTB high-level width
tWSTH
37
ns
WR
↓ delay time from address
tDAW
85
ns
Data output time from ASTB
↓
tDSTOD
102
ns
Data output time from WR
↓
tDWOD
40
ns
WR
↓ delay time from ASTB↓
tDSTW
42
ns
Data setup time (vs. WR
↑)tSODW
147
ns
Data hold time (vs. WR
↑)tHWOD
32
ns
ASTB
↑ delay time from WR↑
tDWST
42
ns
WR low-level width
tWWL
147
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com