| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM0225 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0225 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 57 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) 3 Designing with CAPS UM0225 31/56 3.6 Configuring optional device parameters Click the Additional Settings button to use the Configuration form. (See Figure 29.: Additional Settings button). Figure 29. Additional Settings button The form provides the interface for the following configuration options. • Security •Boot Flash • JTAG/ISP • Sector Protection |