| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM0097 bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0097 bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 229 page ![]() Peripheral firmware overview UM0097 102/229 #define TIM2_BASE (APB2_BASE + 0xB000) #define TIM3_BASE (APB2_BASE + 0xC000) ... #ifndef DEBUG ... #ifdef _TIM0 #define TIM0 ((TIM_TypeDef *)TIM0_BASE) #endif /*TIM0*/ #ifdef _TIM1 #define TIM1 ((TIM_TypeDef *)TIM1_BASE) #endif /*TIM1*/ #ifdef _TIM2 #define TIM2 ((TIM_TypeDef *)TIM2_BASE) #endif /*TIM2*/ #ifdef _TIM3 #define TIM3 ((TIM_TypeDef *)TIM3_BASE) #endif /*TIM3*/ ... #else /* DEBUG */ ... #ifdef _TIM0 EXT TIM_TypeDef *TIM0; #endif /*TIM0*/ #ifdef _TIM1 EXT TIM_TypeDef *TIM1; #endif /*TIM1*/ #ifdef _TIM2 EXT TIM_TypeDef *TIM2; #endif /*TIM2*/ #ifdef _TIM3 EXT TIM_TypeDef *TIM3; #endif /*TIM3*/ ... #endif When debug mode is used, TIM pointers are initialized in the file 71x_lib.c: #ifdef _TIM0 TIM0 = (TIM_TypeDef *)TIM0_BASE; #endif #ifdef _TIM1 TIM1 = (TIM_TypeDef *)TIM1_BASE; #endif #ifdef _TIM2 TIM2 = (TIM_TypeDef *)TIM2_BASE; #endif |