| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2606 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2606 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 155 page ![]() DocID13801 Rev 21 17/155 AN2606 General bootloader description 154 F4 STM32F40xxx/41xxx USART1/USART3/ CAN2/ DFU (USB Device FS) 0x31 0x1FFF77DE USART (V3.1) CAN (V2.0) DFU (V2.2) USART1/USART3/ CAN2 / DFU (USB Device FS) /I2C1/I2C2/I2C3/SPI1/ SPI2 0x90 0x1FFF77DE USART (V3.1) CAN (V2.0) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.0) STM32F42xxx/43xxx USART1/USART3/ CAN2 /DFU (USB Device FS) / I2C1/I2C2/I2C3 0x70 0x1FFF76DE USART (V3.1) CAN (V2.0) DFU (V2.2) I2C (V1.0) USART1/USART3/ CAN2 / DFU (USB Device FS) / I2C1/I2C2/I2C3/SPI1/ SPI2/ SPI4 0x90 0x1FFF76DE USART (V3.1) CAN (V2.0) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.0) STM32F401xB(C) USART1/USART2/ DFU (USB Device FS)/ I2C1/I2C2/I2C3/ SPI1/SPI2/ SPI3 0xD1 0x1FFF76DE USART (V3.1) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.0) STM32F401xD(E) USART1/USART2/ DFU (USB Device FS)/ I2C1/I2C2/I2C3/ SPI1/SPI2/ SPI3 0xD1 0x1FFF76DE USART (V3.1) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.1) STM32F411xx USART1/USART2/ DFU (USB Device FS)/ I2C1/I2C2/I2C3/ SPI1/SPI2/ SPI3 0xD0 0x1FFF76DE USART (V3.1) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.1) STM32F446xx USART1/USART3/ CAN2 / DFU (USB Device FS) / I2C1/I2C2/I2C3/SPI1/ SPI2/ SPI4 0x90 0x1FFF76DE USART (V3.1) CAN (V2.0) DFU (V2.2) SPI(V1.1) I2C (V1.2) L0 STM32L05xxx/06xxx USART1/USART2/SPI 1/ SPI2 0xC0 0x1FF00FFE USART (V3.1) SPI (V1.1) Table 3. Embedded bootloaders (continued) STM32 series Device Supported serial peripherals Bootloader ID Bootloader (protocol) version ID Memory location |