công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN1105 bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN1105
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST7 pCAN PERIPHERAL DRIVER
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN1105 bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - STMicroelectronics

Back Button AN1105 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics AN1105 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 100 page
background image
88/100
ST7 pCAN PERIPHERAL DRIVER
//Error status messages
//Initialisation
typedef enum {CAN_INIT_SUCCESS,CAN_INIT_FAILURE}CAN_Init_Error;
//Sleep
typedef enum
{CAN_SLEEP_FATAL,CAN_SLEEP_ERROR,CAN_SLEEP_SUCCESS,CAN_SWITCH_ON_SUCCES,CAN_
SWITCH_ON_FAILURE}CAN_Switch_Error;
//Status
typedef enum
{CAN_RUN,CAN_STANDBY,CAN_BUS_ACTIVE,CAN_BUS_PASSIVE,CAN_BUS_OFF}CAN_Status;
//Misc.
typedef enum {CFALSE=0,CTRUE=1}CAN_Bool;
//Transmission-Reception
typedef enum
{CAN_TRANSMIT_FATAL,CAN_TRANSMIT_SUCCESS,CAN_TRANSMIT_FAILURE,CAN_TRANSMIT_N
O_MSG,CAN_FIFO_FULL,CAN_TRANSMIT_BUFFER_FULL,CAN_TRANSMISSION_ERROR_IT}CAN_T
ransmit_Error;
typedef enum
{CAN_RECEIVE_FATAL,CAN_RECEIVE_SUCCESS,CAN_RECEIVE_REMOTE,CAN_ILLEGAL_IDENTI
FIER,CAN_FILTERING_FAILURE,CAN_BUFFER_IN_USE,CAN_NO_BUFFER,CAN_RCV_BUFFER_NO
T_READY}CAN_Receive_Error;
//////////////////////////////////////
//Transmission/Reception structures //
//////////////////////////////////////
//Input/output structure
typedef struct CAN_Buffer{
u16 msg_identifier;
CAN_Data_Size data_size;
u8 CAN_msg_data[CAN_MAX_DATA_SIZE];
CAN_Bool buffer_rw;
CAN_Bool buffer_free; //shared variable
}CAN_Buffer;
/////////////////////////////
//Initialization parameters//
/////////////////////////////
//Initialisation data structure
typedef struct {
u8 brpr_init;
u8 btr_init;
u8 fhr1_init;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100