| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN1105 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1105 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 100 page ![]() 79/100 ST7 pCAN PERIPHERAL DRIVER { if (!ValBit(CANCSR,RUN)) { return CAN_STANDBY; } else { if (ValBit(CANCSR,EPSV)) { return CAN_BUS_PASSIVE; } else { if (ValBit(CANCSR,BOFF)) { return CAN_BUS_OFF; } else return CAN_BUS_ACTIVE; } } } /*-------------------------------------------------------------------------- ROUTINE NAME : CAN_First_Init INPUT/OUTPUT : --/ error status DESCRIPTION : Can Cell power on initialisation Routine. COMMENTS : Calls CAN_Init Possible return value : CAN_INIT_FAILURE CAN_INIT_SUCCESS --------------------------------------------------------------------------*/ CAN_Init_Error CAN_First_Init(void) { if (!ValBit(CANCSR,RUN)) //The CAN node is not running and there is an init structure { CAN_Bool run_set,wkps_set; /*Transmition queue init*/ |