công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 7 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
1. Overview
Figure 1.1
Part No., with Memory Size and Package
Figure 1.2
Marking Diagram (Top View) (1/2)
Figure 1.3
Marking Diagram (Top View) (2/2)
Package type
FA: Package PRQP0100JD-B (100P6F-A)
FB: Package PLQP0100KB-A (100P6Q-A)
FE: Package PLQP0080KB-A (80P6Q-A)
LG: Package PTLG0100KA-A (100F0M)
Property code
N: Operating temperature: -20
°C to 85°C
D: Operating temperature: -40
°C to 85°C
Memory type
F: Flash memory
R 5 F
3
6 3
A
6
D FA
Renesas MCU
Renesas semiconductor
Memory capacity
Program ROM 1/RAM
6: 128 KB/12 KB
E: 256 KB/20 KB
K: 384 KB/31 KB
M: 512 KB/31 KB
16-bit MCU
Part No.
M16C/63 Group
Number of pins
A: 100 pins
B: 80 pins
M 16C
R5 F 3 6 3 A 6 D F A
XXXXXXX
Type No.
Running No. 0 to 9, A to Z (except for I, O, Q)
Week code (from 01 to 54)
Last digit of year
(See Figure 1.1 “Part No., with Memory Size and Package”)
PRQP0100JD-B (100P6F-A), PLQP0100KB-A (100P6Q-A), PLQP0080KB-A (80P6Q-A)
R 5 F 3 6 3 A 6
N L G
X X X X X X X
J A P A N
Type No.
Running No. 0 to 9, A to Z (except for I, O, Q)
Week code (from 01 to 54)
Last digit of year
Country of production
(See Figure 1.1 “Part No., with Memory Size and Package”)
PTLG0100KA-A (100F0M)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com