công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - SPANSION

tên linh kiện S26GL01GS11DFV010
Giải thích chi tiết về linh kiện  GL-S MirrorBit Eclipse Flash Non-Volatile Memory Fam
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - SPANSION

Back Button S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 83Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 84Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 85Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 86Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 87Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 88Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 89Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 90Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 91Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 104 page
background image
December 21, 2012 S29GL_128S_01GS_00_07
GL-S MirrorBit® Family
87
Data
She e t
Figure 10.14 Program Operation Timing Diagram
Note:
1. PA = program address, PD = program data, DOUT is the true data at the program address.
Figure 10.15 Chip/Sector Erase Operation Timing Diagram
Note:
1. SA = sector address (for sector erase), VA = valid address for reading status data.
OE#
WE#
CE#
Data
Addresses
tDS
tAH
tDH
tWP
PD
tWHWH1
tWC
tAS
tWPH
555h
PA
PA
Read Status Data (last two cycles)
A0h
tCS
Status
DOUT
Program Command Sequence (last two cycles)
RY/BY#
tRB
tBUSY
tCH
PA
OE#
CE#
Addresses
WE#
Data
2AAh
SA
tAH
tWP
tWC
tAS
tWPH
555h for chip erase
10 for Chip Erase
tDS
tCS
tDH
tCH
tWHWH2
VA
VA
Erase Command Sequence (last two cycles)
Read Status Data (last two cycles)
RY/BY#
tRB
tBUSY
30h
In
Progress
Complete
55h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com