công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - SPANSION

tên linh kiện S26GL01GS11DFV010
Giải thích chi tiết về linh kiện  GL-S MirrorBit Eclipse Flash Non-Volatile Memory Fam
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - SPANSION

Back Button S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 73Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 74Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 75Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 76Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 77Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 78Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 79Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 80Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 81Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 104 page
background image
December 21, 2012 S29GL_128S_01GS_00_07
GL-S MirrorBit® Family
77
Data
She e t
10. Timing Specifications
10.1
Key to Switching Waveforms
10.2
AC Test Conditions
Figure 10.1 Test Setup
Note:
1. Measured between VIL max and VIH min.
Figure 10.2 Input Waveforms and Measurement Levels
Waveform
Inputs
Outputs
Steady
Changing from H to L
Changing from L to H
Don't Care, Any Change Permitted
Changing, State Unknown
Does Not Apply
Center Line is High Impedance State (High-Z)
Table 10.1 Test Specification
Parameter
All Speeds
Units
Output Load Capacitance, CL
30
pF
Input Rise and Fall Times (Note 1)
1.5
ns
Input Pulse Levels
0.0-VIO
V
Input timing measurement reference levels
VIO/2
V
Output timing measurement reference levels
VIO/2
V
CL
Device
Under
Test
VIO
0.0 V
0.5 VIO
0.5 VIO
Output
Measurement Level
Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com