công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - SPANSION

tên linh kiện S26GL01GS11DFV010
Giải thích chi tiết về linh kiện  GL-S MirrorBit Eclipse Flash Non-Volatile Memory Fam
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S26GL01GS11DFV010 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - SPANSION

Back Button S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 59Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 60Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 61Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 62Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 63Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 64Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 65Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 66Page - SPANSION S26GL01GS11DFV010 Datasheet HTML 67Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 104 page
background image
December 21, 2012 S29GL_128S_01GS_00_07
GL-S MirrorBit® Family
63
Data
She e t
Table 6.6 CFI Primary Vendor-Specific Extended Query (Sheet 1 of 2)
Word Address
Data
Description
(SA) + 0040h
0050h
Query-unique ASCII string “PRI”
(SA) + 0041h
0052h
(SA) + 0042h
0049h
(SA) + 0043h
0031h
Major version number, ASCII
(SA) + 0044h
0035h
Minor version number, ASCII
(SA) + 0045h
001Ch
Address Sensitive Unlock (Bits 1-0)
00b = Required
01b = Not Required
Process Technology (Bits 5-2)
0000b = 0.23 µm Floating Gate
0001b = 0.17 µm Floating Gate
0010b = 0.23 µm MirrorBit
0011b = 0.13 µm Floating Gate
0100b = 0.11 µm MirrorBit
0101b = 0.09 µm MirrorBit
0110b = 0.09 µm Floating Gate
0111b = 0.065 µm MirrorBit Eclipse
1000b = 0.065 µm MirrorBit
1001b = 0.045 µm MirrorBit
(SA) + 0046h
0002h
Erase Suspend
0 = Not Supported
1 = Read Only
2 = Read and Write
(SA) + 0047h
0001h
Sector Protect
00 = Not Supported
X = Number of sectors in smallest group
(SA) + 0048h
0000h
Temporary Sector Unprotect
00 = Not Supported
01 = Supported
(SA) + 0049h
0008h
Sector Protect/Unprotect Scheme
04 = High Voltage Method
05 = Software Command Locking Method
08 = Advanced Sector Protection Method
(SA) + 004Ah
0000h
Simultaneous Operation
00 = Not Supported
X = Number of banks
(SA) + 004Bh
0000h
Burst Mode Type
00 = Not Supported
01 = Supported
(SA) + 004Ch
0003h
Page Mode Type
00 = Not Supported
01 = 4 Word Page
02 = 8 Word Page
03=16 Word Page
(SA) + 004Dh
0000h
ACC (Acceleration) Supply Minimum
00 = Not Supported
D7-D4: Volt
D3-D0: 100 mV
(SA) + 004Eh
0000h
ACC (Acceleration) Supply Maximum
00 = Not Supported
D7-D4: Volt
D3-D0: 100 mV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com