| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OR3LP26B bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Agere Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OR3LP26B bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Agere Systems |
|
68 / 184 page ![]() ORCA OR3LP26B FPSC Data Sheet Embedded Master/Target PCI Interface March 2000 68 Lucent Technologies Inc. Lucent Technologies Inc. PCI Bus Core Detailed Description Dual Port (continued) 5-8838(F).a Figure 23. Target Read Memory 32-Byte Burst (FPGA, Dual-Port) T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 0 4 0 X CMD X X ADRS X X D0 D1 D2 D3 X fclk t_ready treqn tstatecntr tcmd datatofpga datafmfpga taenn trdataenn twlastcycn trlastcycn tr_fulln tr_afulln |