| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OR3LP26B bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Agere Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OR3LP26B bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Agere Systems |
|
41 / 184 page ![]() Lucent Technologies Inc. 41 Data Sheet ORCA OR3LP26B FPSC March 2000 Embedded Master/Target PCI Interface Lucent Technologies Inc. PCI Bus Core Detailed Description Dual Port (continued) 5-8848(F).a Figure 5. Master Write 32-Byte Burst (PCI Bus, 64-Bit) Table 18. Dual-Port Master Write * mwlastcycn is only 0 during the last data Quadword sent. mstatecntr Next State of mstatecntr Description Bus mwlastcycn maenn mwdataenn 0 0 Idle — 111 0 4 Address[63:0] datafmfpgax[7:0] datafmfpga[63:0] 001 4 4 or 0 Data[63:0], be[7:0] datafmfpgax[7:0] datafmfpga[63:0] 0* 1 0 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ADRS D0 D1 D2 D3 CMD BE0 BE1 BE2 BE3 clk framen ad c_ben irdyn devseln trdyn stopn |