| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR300 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR300 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 83 page ![]() SPEAr300 Timing requirements Doc ID 16324 Rev 2 71/83 Figure 36. Paths from MDC/MDIO pads Note: When MDIO is used as output the data are launched on the falling edge of the clock as shown in Figure 35. Table 38. MDC/MDIO timing Parameter Value Frequency tCLK period 614.4 ns 1.63 MHz tCLK fall (tf) 1.18 ns tCLK rise (tr) 1.14 ns Output tmax = ~tCLK /2 307 ns tmin = ~tCLK /2 307 ns Input tSETUPmax = t1max - t3min 6.88 ns tHOLDmin = t1min - t3max -1.54 ns Q Q SET CLR D t2 t3 CLK MDIO t1 Q Q SET CLR D MDC INPUT OUTPUT |