công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC5970RHPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Channel, 12-Bit, PWM LED Driver with Buck DC/DC Converter and Differential Signal Interface
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button TLC5970RHPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 48 page
background image
1
2
3
4
5
34
35
36
37
38
39
40
Latchpulseisgeneratedwith
theprogrammedinternallatch
delaytimefromlastrisingedge
oftheshiftclock.
Generated ShiftData
(Internal)
SDTA
SDTB
SCKA
SCKB
LatchPulse
(Internal)
D39
D38
D37
D36
D35
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D6
ShiftRegisterBit0
(Internal)
ShiftRegisterBit1
(Internal)
ShiftRegisterBit2
(Internal)
ShiftRegisterBit38
(Internal)
ShiftRegisterBit39
(Internal)
D39
D38
D37
D36
D35
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D39
D38
D37
D36
D7
D5
D4
D3
D1
D39
D39
D38
AddressedLatchBit0
(Internal)
AddressedLatchBit1
(Internal)
AddressedLatchBit2
(Internal)
AddressedLatchBit34
(Internal)
AddressedLatchBit35
(Internal)
SDTY
SDTZ
SCKY
SCKZ
D39
D38
D37
D8
D6
D7
D6
D5
D4
D2
D3
D2
D0
D1
D35
D34
D2
Generated ShiftData
(Internal)
TLC5970
www.ti.com
SBVS140 – MARCH 2010
Figure 19. Serial Data Input/Output Timing Diagram 1
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
23
Product Folder Link(s): TLC5970



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com