công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC5970RHPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Channel, 12-Bit, PWM LED Driver with Buck DC/DC Converter and Differential Signal Interface
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TLC5970RHPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 48 page
background image
000
FFF
3FE
FFE FFF
001
FFF 000
400
3FF
GeneratedShiftClock
(Internal)
GeneratedShiftRegister
(Internal)
GeneratedLatchPulse
(Internal)
GSFirstLatch
(Internal)
GSSecondLatch
(Internal)
OUTn
(GSDATA=000h)
OUTn
(GSDATA=001h)
OUTn
(GSDATA=002h)
OUTn
(GSDATA=3FFh)
OUTn
(GSDATA=400h)
OUTn
(GSDATA=401h)
OUTn
(GSDATA=FFEh)
OUTn
(GSDATA=FFFh)
1/2DividedInternal OscillatorClock
(Internal)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
1
2
3
T=InternalOSCClock
1023
´
T=InternalOSCClock
1024
´
T=InternalOSCClock
1025
´
T=InternalOSCClock
4094
´
T=InternalOSCClock
2
´
T=InternalOSCClock
1
´
T=InternalOSCClock
4095
´
GrayscaleCounter
(Internal)
SDTA
SDTB
SCKA
SCKB
ON
OFF
0
0
1
401
000 001
002
402
002
001
4095 4096
1
2
3
001
4094 4095 4096
1
2
3
4
1022 1023 1024 1025 1026 1027
4096
1
2
TheGSfirstlatchdataarecopiedtothesecondlatchatthe4096thrisingedgeof
thereferenceclockwhenauto-repeatmodeisonandwhileinnoGScounterresetmode.
1
FunctionControlBit13
(ExternalGrayscaleClock)
FunctionControlBit14
(DisplayTimingReset)
OUTnisnotturnedonagainuntilthenextlatchpulseinputwhen
autorepeatisoff(AutoRptbitofthefunctioncontrollatch=0).
Nodriversturnonwhenthegrayscaledataare '0'.
Thelatchpulseisgeneratedaftertheprogrammedtime
fromthelastshiftclockrisingedge.
OUTnisnotturnedonagainforautorepeatonmode
(AutoRptbitofthefunctioncontrollatch=1)
TLC5970
SBVS140 – MARCH 2010
www.ti.com
Figure 24. PWM Operation (Internal GS Clock Mode)
30
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TLC5970



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com