công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLC5970RHPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Channel, 12-Bit, PWM LED Driver with Buck DC/DC Converter and Differential Signal Interface
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC5970RHPR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button TLC5970RHPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLC5970RHPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 48 page
background image
t /t
D0 D0A
1V
0V
T
,T ,t ,t
,t ,t
,t ,t ,t
SU
H
D0
D0A
D1
D1A
W
R0
F0
SDTA
SDTB
SCKA
1V
0V
SCKB
1V
0V
1V
0V
SDTY
SDTZ
OutputVoltage
Difference
(SDTY
SDTZ)
-
0.4V
-
0.4V
0.4V
0V
-
0.4V
t
R0
t
F0
t
R0
t
F0
0V
t /t
D1 D1A
SCKY
SCKZ
OutputVoltage
Difference
(SCKY
SCKZ)
-
T
H
T
SU
t /t
D0 D0A
t
W
TLC5970
SBVS140 – MARCH 2010
www.ti.com
TIMING DIAGRAMS
Figure 10. Input/Output Timing 1 (DSI Mode = 1 or 2)
16
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TLC5970



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com