công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 21Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 22Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 23Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 24Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 25Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 73 page
background image
DS773F1
25
CS42L55
4.3
Analog In to Analog Out Passthrough
The CS42L55 accommodates analog routing of the analog input signal directly to the headphone and line
out amplifiers. This feature is useful in applications that utilize an FM tuner where audio recovered over-the-
air must be transmitted to the headphone amplifier without digital conversion in the ADC and DAC. This an-
alog passthrough path reduces power consumption and is immune to modulator switching noise that could
interfere with some tuners. This path is selected using the Line and/or HP mux bits and powering down the
ADC.
Referenced Control
Register Location
PGAxVOL[5:0] .....................
ADCxATT[7:0] ......................
MAX[2:0], MIN[2:0] ..............
“PGAx Volume” on page 49
“ADCx Volume” on page 50
“ALC Threshold (Address 26h)” on page 64
Referenced Control
Register Location
PDN_ADCx .........................
HPxMUX..............................
LINExMUX...........................
“Power Down ADC x” on page 42
“Headphone Input Select” on page 47
“Line Input Select” on page 47
Output
(after ALC)
Input (before ALC)
RRATE[5:0]
PGA Gain and/or
Attenuator
ALC
Response
MAX[2:0]
ARATE[5:0
]
below full scale
MIN[2:0]
below full scale
MIN[2:0]
below full scale
MAX[2:0]
below full scale
Figure 11. ALC Operation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com