công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 63Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 64Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 65Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 66Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 67Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 68Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 69Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 70Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 71Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 73 page
background image
DS773F1
67
CS42L55
6.34.5
ADCx Overflow (Read Only)
Indicates the over-range status in the ADC signal path.
6.35
Charge Pump Frequency (Address 2Ah)
6.35.1
Charge Pump Frequency
Sets the charge pump frequency on FLYN and FLYP.
Note:
The output THD+N performance improves at higher frequencies; power consumption increases
at higher frequencies.
ADCxOVFL
ADC Overflow Status:
0
No clipping has occurred anywhere in the ADC signal path.
1
Clipping has occurred in the ADC signal path.
7
6
5
432
10
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
CHGFREQ3
CHGFREQ2
CHGFREQ1
CHGFREQ0
CHGFREQ[3:0]
N
0000
0
...
0101
5
...
1111
15
Formula:
Frequency = 1.5 MHz/(N+2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com