công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 73 page
background image
14
DS773F1
CS42L55
HP OUTPUT CHARACTERISTICS
Test conditions (unless otherwise specified): Connections to the CS42L55 are shown in the “Typical Connection Diagram” on
page 10; Input test signal is a full-scale 997 Hz sine wave; All Supplies = VA, VCP Mode; GND = AGND = 0 V; TA = +25°C;
Measurement bandwidth is 20 Hz to 20 kHz; Sample Frequency = 48 kHz; Test load RL = 3 kΩ, CL = 150 pF for a Line Load,
and test load RL =16 Ω, CL = 150 pF for a headphone load. (See Figure 3 on page 15).
VA = 2.5 V
VA = 1.8 V
Parameter (Note 11)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Line Load RL = 3 kΩ (+2 dB Analog Gain)(Note 12)
Dynamic Range
18 to 24-Bit
A-weighted
unweighted
16-Bit
A-weighted
unweighted
92
89
-
-
98
95
96
93
-
-
-
-
90
87
-
-
96
93
94
91
-
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
18 to 24-Bit
0 dB
-20 dB
-60 dB
16-Bit
0 dB
-20 dB
-60 dB
-
-
-
-
-
-
-84
-76
-36
-82
-74
-34
-78
-
-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-85
-74
-34
-83
-72
-32
-79
-
-28
-
-
-
dB
dB
dB
dB
dB
dB
Full-scale Output Voltage (Note 13)
1.56•VA
1.64•VA
1.73•VA 1.56•VA 1.64•VA 1.73•VA
VPP
HP Load RL = 16 Ω (-4 dB Analog Gain)(Note 12)
Dynamic Range
18 to 24-Bit
A-weighted
unweighted
16-Bit
A-weighted
unweighted
89
86
-
-
95
92
93
90
-
-
-
-
88
85
-
-
94
91
92
89
-
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
-
-75
-69
-
-75
-69
dB
Full-scale Output Voltage
0.76•VA
0.82•VA
0.88•VA 0.76•VA 0.82•VA 0.88•VA
VPP
Output Power (Note 13)
-32
-
-
17
-
mW
Other Characteristics for RL = 16 Ω or 3 kΩ
Interchannel Isolation
3 k
Ω
16
Ω
-
-
90
90
-
-
-
-
90
90
-
-
dB
dB
Interchannel Gain Mismatch
-
0.1
0.25
-
0.1
0.25
dB
Output Offset Voltage (Note 14)
DAC to HPOUT
-
0.5
1.0
-
0.5
1.0
mV
Gain Drift
-
±100
-
-
±100
-
ppm/°C
AC-Load Resistance (RL)
(Note 14)
16
-
-
16
-
-
Ω
Load Capacitance (CL)
(Note 14)
-
-
150
-
-
150
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com