công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 19Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 20Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 21Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 73 page
background image
DS773F1
17
CS42L55
SWITCHING SPECIFICATIONS - SERIAL PORT
Inputs: Logic 0 = GND = AGND, Logic 1 = VL, LRCK, SCLK, SDOUT CLOAD = 15 pF.
Notes: 17. After powering up the CS42L55, RESET should be held low after the power supplies and clocks are
settled. This specification is valid with the recommended capacitor on VDFILT.
18. The device will periodically extend the SCLK high time to compensate for the fractional MCLK/SCLK
ratio.
Parameters
Symbol
Min
Max
Units
RESET pin Low Pulse Width
(Note 17)
1
-ms
MCLK Frequency
(See “Serial Port Clocking”
on page 34)
MHz
MCLK Duty Cycle
45
55
%
Slave Mode (Figure 5)
Input Sample Rate (LRCK)
Fs
(See “Serial Port Clocking”
on page 34)
kHz
LRCK Duty Cycle
45
55
%
SCLK Frequency
1/tPs
-
68•Fs
Hz
SCLK Duty Cycle
45
55
%
LRCK Setup Time Before SCLK Rising Edge
tss(LK-SK)
40
-
ns
SDOUT Setup Time Before SCLK Rising Edge
tss(SDO-SK)
20
-
ns
SDOUT Hold Time After SCLK Rising Edge
ths(SK-SDO)
30
-
ns
SDIN Setup Time Before SCLK Rising Edge
tss(SD-SK)
20
-
ns
SDIN Hold Time After SCLK Rising Edge
ths
20
-
ns
Master Mode (Figure 6)
Output Sample Rate (LRCK)
All Speed Modes
Fs
(See “Serial Port Clocking”
on page 34)
Hz
LRCK Duty Cycle
45
55
%
SCLK Frequency
SCLK = MCLK mode
1/tPm
-
12.0000
MHz
All Other Modes
1/tPm
-
68•Fs
Hz
SCLK Duty Cycle
RATIO[1:0] = ‘11’
45
55
%
RATIO[1:0] = ‘01’ (Note 18)
33
66
%
LRCK Time Before SCLK Falling Edge
tsm(LK-SK)
-±2
ns
SDOUT Setup Time Before SCLK Rising Edge
tsm(SDO-SK)
20
-
ns
SDOUT Hold Time After SCLK Rising Edge
thm(SK-SDO)
30
-
ns
SDIN Setup Time Before SCLK Rising Edge
tsm(SD-SK)
20
-
ns
SDIN Hold Time After SCLK Rising Edge
thm
20
-
ns
ths(SK-SDO)
//
//
//
//
//
//
//
//
tss(SD-SK)
MSB
MSB
LRCK
SCLK
SDOUT
SDIN
tss(LK-SK)
tP
ths
tss(SDO-SK)
//
//
//
//
Figure 5. Serial Port Timing (Slave Mode)
Figure 6. Serial Port Timing (Master Mode)
thm(SK-SDO)
//
//
//
//
//
//
//
//
tsm(SD-SK)
MSB
MSB
LRCK
SCLK
SDOUT
SDIN
tPm
thm
tsm(SDO-SK)
//
//
//
//
//
//
tsm(LK-SK)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com