công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 19Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 20Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 21Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 22Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 23Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 24Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 73 page
background image
20
DS773F1
CS42L55
POWER CONSUMPTION - ALL SUPPLIES = 1.8 V
Operation Test Condi-
tions (unless otherwise
specified): All zeros input,
slave mode, sample rate =
48 kHz; No load. Refer to
Figure 8 on page 19.
Power Ctl. Registers
ADC, Line, HP
Sel. Registers
Typical Current (mA)
02h page 42
03h page 43
08h page 46
Class H
Mode
page 45
i
VCP
i
VA
i
VLDO
i
VL
Total
Power
(mW)
1
Off (Note 23)
xx
xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
0.002 0.003 0.002
0.001
0.01
2
Standby
MCLKDIS=1
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
xxx
xx
-
0.003 0.002 0.039
0.006
0.09
MCLKDIS=0
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
xxx
xx
-
0.002 0.005 0.223
0.006
0.43
(Note 23) MCLKDIS=x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
xxx
xx
-
0.002 0.002 0.010
0.002
0.03
3
Mono Record (Note 24)
ADC
01
0011 11 11 11 xx 01 x
x
x
x
x
-
0.003 0.859 0.650
0.017
2.75
PGA to ADC
01
0011 11 11 11 xx 00 x
x
x
x
x
-
0.002 1.053 0.650
0.018
3.10
4
Stereo Record (Note 24)
ADC
00
0011 11 11 11 01 01 x
x
x
x
x
-
0.002 1.116 0.795
0.022
3.48
PGA to ADC
00
0011 11 11 11 00 00 x
x
x
x
x
-
0.002 1.470 0.800
0.022
4.13
5
Mono Play to HP
No Effects
11
1011 10 11 11 xx xx x
x
x
0 1
VCP/2 0.450 1.007 0.686 0.006
3.87
VCP 0.928 1.014 0.690 0.006
4.75
Effects
11
1011 10 11 11 xx xx x
x
x
0 0
VCP/2 0.452 1.008 0.964 0.006
4.37
VCP 0.936 1.014 0.972 0.006
5.27
6
Mono Play to Line
No Effects
1
1
1
0
111111 10xx xxx
0 x
x
1
VCP/2 0.394 1.008 0.704 0.006
3.80
VCP 0.822 1.015 0.692 0.005
4.56
Effects
1
1
1
0
111111 10xx xxx
0 x
x
0
VCP/2 0.394 1.008 0.977 0.006
4.29
VCP 0.822 1.015 0.969 0.006
5.06
7
Stereo Play to HP
No Effects
11
1010 10 11 11 xx xx x
x
0 0 1
VCP/2 0.697 1.434 0.688 0.006
5.08
VCP 1.405 1.441 0.692 0.006
6.38
Effects 11
1010 10 11 11 xx xx x
x
0 0 0
VCP/2 0.693 1.435 1.023 0.006
5.68
VCP 1.429 1.442 1.031 0.006
7.04
8
Stereo Play to Line
No Effects
1
1
1
0
111110 10xx xx0 0 x
x
1
VCP/2 0.572 1.437 0.697 0.006
4.88
VCP 1.182 1.443 0.698 0.005
5.99
Effects
1
1
1
0
111110 10xx xx0 0 x
x
0
VCP/2 0.572 1.437 1.025 0.006
5.47
VCP 1.182 1.445 1.025 0.006
6.58
9
Stereo Passthrough to HP
01
1010 10 11 11 xx xx x
x
1 1 x
VCP/2 0.562 1.083 0.190 0.005
3.31
VCP 1.159 1.090 0.190 0.006
4.40
10 Stereo Passthrough to Line
0
1
1
0
111110 10xx xx1 1 x
x
x
VCP/2 0.572 1.084 0.190 0.006
3.33
VCP 1.181 1.093 0.190 0.006
4.44
11 Mono Rec. & Play
No Effects
PGA In, HP Out
01
0011 10 11 11 xx 00 x
x
x
0 1
VCP/2 0.450 1.838 1.063 0.017
6.06
VCP 0.931 1.846 1.061 0.017
6.94
Effects 01
0011 10 11 11 xx 00 x
x
x
0 0
VCP/2 0.453 1.839 1.346 0.017
6.58
VCP 0.937 1.846 1.345 0.018
7.46
12 Stereo Rec. & Play
No Effects
PGA In, HP Out
00
0010 10 11 11 00 00 x
x
0 0 1
VCP/2 0.689 2.682 1.209 0.023
8.29
VCP 1.417 2.690 1.218 0.022
9.63
Effects 00
0010 10 11 11 00 00 x
x
0 0 0
VCP/2 0.693 2.682 1.560 0.022
8.92
VCP 1.420 2.691 1.561 0.023
10.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com