công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42L55 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42L55
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power, Stereo CODEC w/Class H Headphone Amp
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42L55 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42L55 Datasheet HTML 48Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 49Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 50Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 51Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 52Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 53Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 54Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 55Page - Cirrus Logic CS42L55 Datasheet HTML 56Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 73 page
background image
52
DS773F1
CS42L55
6.15
PCMx Mixer Volume:
PCMA (Address 12h) & PCMB (Address 13h)
6.15.1
PCM Mixer Channel x Mute
Configures a digital mute on the PCM mix from the serial data input (SDIN) to the DSP Engine.
6.15.2
PCM Mixer Channel x Volume
Sets the volume/gain of the PCM mix from the serial data input (SDIN) to the DSP Engine.
7
654
32
10
PMIXxMUTE
PMIXxVOL6
PMIXxVOL5
PMIXxVOL4
PMIXxVOL3
PMIXxVOL2
PMIXxVOL1
PMIXxVOL0
PMIXxMUTE
PCM Mixer Mute
0
Disabled
1
Enabled
PMIXxVOL[6:0]
Volume
001 1000
+12.0 dB
...
...
000 0001
+0.5 dB
000 0000
0 dB
111 1111
-0.5 dB
...
...
001 1001
-51.5 dB
Step Size:
0.5 dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com