công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 666 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 666 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 664Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 665Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 666Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 667Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 668Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 669Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 670Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 666 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 628 of 704
Setting Oscillation Stabilization Time after Clearing Software Standby Mode:
Bits STS2 to STS0 in SBYCR should be set as described below.
• Using Crystal Resonator
Set bits STS2 to STS0 so that the standby time is more than the oscillation stabilization time.
Table 22.2 shows the standby times for operating frequencies and settings of bits STS2 to
STS0.
• Using External Clock
The desired value can be set.
Table 22.2
Oscillation Stabilization Time Settings
STS2
STS1
STS0
Standby Time
20 MHz
10 MHz
8 MHz
6 MHz
Unit
0
0
0
8192 states
0.4
0.8
1.0
1.3
ms
1
16384 states
0.6
1.6
2.0
2.7
1
0
32768 states
1.6
3.3
4.1
5.5
1
65536 states
3.3
6.6
8.2
10.9
1
0
0
131072 states
6.6
13.1
16.4
21.8
1
262144 states
13.1
26.2
32.8
43.7
1
0
Reserved
1
16 states*
0.8
1.6
2.0
2.7
µs
: Recommended setting value
Note:
*
Setting prohibited.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com