công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1227 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1227 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1223Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1224Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1225Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1226Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1227Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1228Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1229Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1230Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1231Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1227 / 1376 page
background image
Section 26 List of Registers
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1197 of 1342
REJ09B0467-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Address/data multiplexed I/O control
register
MPXCR
8
H'FECF
BSC
16
2
DRAM control register L
DRAMCR
16
H'FED0
BSC
16
2
DRAM access control register H
DRACCRH
8
H'FED2
BSC
16
2
DRAM access control register L
DRACCRL
8
H'FED3
BSC
16
2
Refresh control register
REFCR
16
H'FED4
BSC
16
2
Refresh timer counter
RTCNT
8
H'FED6
BSC
16
2
Refresh time constant register
RTCOR
8
H'FED7
BSC
16
2
Memory address register_0AH
MAR_0AH
16
H'FEE0
DMAC
16
2
Memory address register_0AL
MAR_0AL
16
H'FEE2
DMAC
16
2
I/O address register_0A
IOAR_0A
16
H'FEE4
DMAC
16
2
Transfer count register_0A
ETCR_0A
16
H'FEE6
DMAC
16
2
Memory address register_0BH
MAR_0BH
16
H'FEE8
DMAC
16
2
Memory address register_0BL
MAR_0BL
16
H'FEEA
DMAC
16
2
I/O address register_0B
IOAR_0B
16
H'FEEC
DMAC
16
2
Transfer count register_0B
ETCR_0B
16
H'FEEE
DMAC
16
2
Memory address register_1AH
MAR_1AH
16
H'FEF0
DMAC
16
2
Memory address register_1AL
MAR_1AL
16
H'FEF2
DMAC
16
2
I/O address register_1A
IOAR_1A
16
H'FEF4
DMAC
16
2
Transfer count register_1A
ETCR_1A
16
H'FEF6
DMAC
16
2
Memory address register_1BH
MAR_1BH
16
H'FEF8
DMAC
16
2
Memory address register_1BL
MAR_1BL
16
H'FEFA
DMAC
16
2
I/O address register_1B
IOAR_1B
16
H'FEFC
DMAC
16
2
Transfer count register_1B
ETCR_1B
16
H'FEFE
DMAC
16
2
DMA write enable register
DMAWER
8
H'FF20
DMAC
8
2
DMA terminal control register
DMATCR
8
H'FF21
DMAC
8
2
DMA control register_0A
DMACR_0A
8
H'FF22
DMAC
16
2
DMA control register_0B
DMACR_0B
8
H'FF23
DMAC
16
2
DMA control register_1A
DMACR_1A
8
H'FF24
DMAC
16
2
DMA control register_1B
DMACR_1B
8
H'FF25
DMAC
16
2
DMA band control register H
DMABCRH
8
H'FF26
DMAC
16
2
DMA band control register L
DMABCRL
8
H'FF27
DMAC
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com