công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1072 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1072 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1068Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1069Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1070Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1072 / 1376 page
background image
Section 18 A/D Converter
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1042 of 1342
REJ09B0467-0100
18.4.4
External Trigger Input Timing
A/D conversion can be externally triggered. For unit 0, an external trigger is input from the
ADTRG0 pin when the TRGS1, TRGS0, and EXTRGS bits are set to B'110 or B'001 in ADCR_0.
For unit 1, an external trigger is input from the
ADTRG1 pin when the TRGS1, TRGS0, and
EXTRGS bits are set to B'110 in ADCR_1. For multiple-unit simultaneous start, an external
trigger is input from the
ADTRG0 pin when the TRGS1, TRGS0, and EXTRGS bits are set to
B'111 in ADCR. A/D conversion starts when the ADST bit in ADCSR is set to 1 on the falling
edge of the
ADTRG0 pin. Other operations, in both single and scan modes, are the same as when
the ADST bit has been set to 1 by software. Figure 18.7 shows the timing. Figure 18.8 shows the
timing of multiple-unit simultaneous start.
A/D conversion
ADST
P
φ
ADTRG0
Internal trigger
signal
Figure 18.7 External Trigger Input Timing (TRGS1, TRGS0, and EXTRGS
≠ B’111)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com