công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1045 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1045 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1041Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1042Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1043Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1044Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1045Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1046Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1047Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1048Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1049Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1045 / 1376 page
background image
Section 17 I
2C Bus Interface 2 (IIC2)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1015 of 1342
REJ09B0467-0100
17.6
Bit Synchronous Circuit
In master mode,
•
When SCL is driven to low by the slave device
•
When the rising speed of SCL is lower by the load of the SCL line (load capacitance or pull-
up resistance)
This module has a possibility that high level period may be short in the two states described
above. Therefore it monitors SCL and communicates by bit with synchronization. Figure 17.18
shows the timing of the bit synchronous circuit and table 17.4 shows the time when SCL output
changes from low to Hi-Z then SCL is monitored.
SCL
VIH
SCL monitor
timing reference
clock
Internal SCL
Figure 17.18 Timing of the Bit Synchronous Circuit
Table 17.4
Time for monitoring SCL
CKS3
CKS2
Time for monitoring SCL
0
7.5 tcyc
0
1
19.5 tcyc
0
17.5 tcyc
1
1
41.5 tcyc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com