công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 985 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 985 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 981Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 982Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 983Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 984Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 985Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 986Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 987Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 988Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 989Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 985 / 1376 page
background image
Section 16 USB Function Module (USB)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 955 of 1342
REJ09B0467-0100
(2) Resume Operation from Up-Stream
If the USB bus enters the non-suspend state from the suspend state by resume signal output from
up-stream, perform the operation as shown in figure 16.6.
USB function
USB cable connected
USB bus in suspend state
Cancel 48-MHz USB clock
module stop.
(EXMSTPCRL/MSTP17 = 0)
Resume interrupt is
requested from the
up-stream.
Suspend/resume
interrupt occurs.
(IFR0/SURSF = 1)
RESUME
USBINTN2 or
USBINTN3
Clear SURSF in IFR0 to 0.
Check if SURSS in IFR0 is 0.
Return to normal state.
48-MHz USB clock
oscillation started
Application
Set SURSFE in IER0 to 1.
Clear SSRSME IN IER0 to 0.
Cancel software standby mode.
Wait for system clock oscillation
to be settled.
Wait for 48-MHz USB clock
oscillation to be settled.
Figure 16.6 Resume Operation from Up-Stream



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com