công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 958 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 958 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 954Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 955Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 956Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 957Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 958Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 959Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 960Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 961Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 962Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 958 / 1376 page
background image
Section 16 USB Function Module (USB)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 928 of 1342
REJ09B0467-0100
16.3.19
Data Status Register 1 (DASTS1)
DASTS1 indicates whether the transmit FIFO buffers contain valid data. A bit is set when data is
written to the corresponding FIFO buffer and the packet enable state is set, and cleared when all
data has been transmitted to the host.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
0
0
0
0
0
Reserved
These bits are always read as 0. The write value
should always be 0.
2
EP3 DE
0
R
EP3 Data Present
This bit is set when the endpoint 3 FIFO buffer
contains valid data.
1
EP2 DE
0
R
EP2 Data Present
This bit is set when the endpoint 2 FIFO buffer
contains valid data.
0
0
Reserved
This bit is always read as 0. The write value should
always be 0.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com