công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 880 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 880 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 876Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 877Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 878Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 879Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 880Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 881Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 882Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 883Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 884Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 880 / 1376 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface (SCI, IrDA)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 850 of 1342
REJ09B0467-0100
Table 15.3 shows sample N settings in BRR in normal asynchronous mode. Table 15.4 shows the
maximum bit rate for each frequency in normal asynchronous mode. Table 15.6 shows sample N
settings in BRR in clocked synchronous mode. Table 15.8 shows sample N settings in BRR in
Smart Card interface mode. In Smart Card interface mode, S (the number of basic clock cycles in
a 1-bit transfer interval) can be selected. For details, refer to section 15.7.4, Receive Data
Sampling Timing and Reception Margin. Tables 15.5 and 15.7 show the maximum bit rates with
external clock input.
Table 15.3
BRR Settings for Various Bit Rates (Asynchronous Mode)
Operating Frequency
φ (MHz)
8
9.8304
10
12
Bit Rate
(bit/s)
n
N
Error
(%)
n
N
Error
(%)
n
N
Error
(%)
n
N
Error
(%)
110
2
141
0.03
2
174
–0.26
2
177
–0.25
2
212
0.03
150
2
103
0.16
2
127
0.00
2
129
0.16
2
155
0.16
300
1
207
0.16
1
255
0.00
2
64
0.16
2
77
0.16
600
1
103
0.16
1
127
0.00
1
129
0.16
1
155
0.16
1200
0
207
0.16
0
255
0.00
1
64
0.16
1
77
0.16
2400
0
103
0.16
0
127
0.00
0
129
0.16
0
155
0.16
4800
0
51
0.16
0
63
0.00
0
64
0.16
0
77
0.16
9600
0
25
0.16
0
31
0.00
0
32
–1.38
0
38
0.16
19200
0
12
0.16
0
15
0.00
0
15
1.70
0
19
–2.40
31250
0
7
0.00
0
9
–1.73
0
9
0.00
0
11
0.00
38400
0
7
0.00
0
7
1.70
0
9
–2.40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com