công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 805 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 805 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 801Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 802Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 803Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 804Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 805Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 806Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 807Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 808Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 809Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 805 / 1376 page
background image
Section 12 Programmable Pulse Generator (PPG)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 775 of 1342
REJ09B0467-0100
12.4
Operation
Figure 12.2 shows an overview diagram of the PPG. PPG pulse output is enabled when the
corresponding bits in P1DDR, P2DDR, and NDER are set to 1. An initial output value is
determined by its corresponding PODR initial setting. When the compare match event specified
by PCR occurs, the corresponding NDR bit contents are transferred to PODR to update the output
values. Sequential output of data of up to 16 bits is possible by writing new output data to NDR
before the next compare match.
Output trigger signal
Pulse output pin
Internal data bus
Normal output/inverted output
C
PODR
QD
NDER
Q
NDR
Q
D
DDR
Figure 12.2 Overview Diagram of PPG



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com