công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 620 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 620 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 616Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 617Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 618Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 619Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 620Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 621Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 622Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 623Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 624Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 620 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 590 of 1342
REJ09B0467-0100
Operating
mode
7
EXPE
0
1
A19E
0
1
CKE1
0
1
0
1
C/
A
0
1
0
1
CKE0
0
1
0
1
PA3DDR
0
1
0
1
0
1
Pin
function
PA3
input
PA3
output
SCK4-B
output*
SCK4-B
output*
SCK4-B
input*
PA3
input
PA3
output
SCK4-B
output*
SCK4-B
output*
SCK4-B
input*
PA3
input
A19
output
Note:
*
SCK4-B input/output when the SCK4S bit in PFCR4 is 1.
• PA2/A18/RxD4-B
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bit RE in SCR_4 of SCI, bit A18E in PFCR1, bit RXD4S in PFCR4, and bit
PA2DDR.
Operating
mode
1, 2
4
7
EXPE
0
1
A18E
0
1
0
1
RE
0
1
0
1
0
1
PA2DDR
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Pin function
A18
output
PA2
input
PA2
output
RxD4-B
input*
PA2
input
A18
output
PA2
input
PA2
output
RxD4-B
input
*
PA2
input
PA2
output
RxD4-B
input*
PA2
input
A18
output
Note:
*
RxD4-B input when the RXD4S bit in PFCR4 is 1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com