công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 618 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 618 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 614Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 615Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 616Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 617Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 618Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 619Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 620Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 621Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 622Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 618 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 588 of 1342
REJ09B0467-0100
• PA4/A20/IRQ4-A/SCS0-B
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bits MSS, CSS1, and CSS0 in SSCRH and bit SSUMS in SSCRL of SSU, bit
A20E in PFCR1, bit PA4DDR, and bit ITS4 in ITSR of the interrupt controller.
Operating
mode
1, 2
4
EXPE
A20E
0
1
SSU settings
Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
PA4DDR
0
1
0
0
1
A20 output PA4 input PA4 output
SCS0-B
input*
2
SCS0-B
output*
3
PA4 input A20 output
Pin function
IRQ4-A interrupt input*1
Operating
mode
7
EXPE
0
1
A20E
0
1
SSU settings Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
PA4DDR
0
1
0
0
1
0
0
1
PA4
input
PA4
output
SCS0-B
input*
2
SCS0-B
output*
3
PA4
input
PA4
output
SCS0-B
input*
2
SCS0-B
output*
3
PA4
input
A20
output
Pin function
IRQ4-A interrupt input*1
Notes: 1.
IRQ4-A input when the ITS4 bit in ITSR is 0.
2.
SCSO-B input when SCS0S1 and SCS0S0 = B'01 in PFCR5, and SSUMS, MSS,
CSS1, and CSS0 = B'00
××, B'0101, or B'0110.
3.
SCSO-B output when SCS0S1 and SCS0S0 = B'01 in PFCR5, and SSUMS, MSS,
CSS1, and CSS0 = B'011
×.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com