công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 531 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 531 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 527Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 528Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 529Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 530Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 531Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 532Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 533Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 534Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 535Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 531 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 501 of 1342
REJ09B0467-0100
Mode 7
Port
Description
Mode 1
Mode 2
Mode 4
EXPE = 1
EXPE = 0
Input/
Output Type
Port E
General I/O port also
functioning as data
I/Os
PE7/D7
PE6/D6
PE5/D5
PE4/D4
PE3/D3
PE2/D2
PE1/D1
PE0/D0
PE7/D7
PE6/D6
PE5/D5
PE4/D4
PE3/D3
PE2/D2
PE1/D1
PE0/D0
PE7
PE6
PE5
PE4
PE3
PE2
PE1
PE0
Built-in input pull-up
MOS.
Open-drain output
capability.
Port F
General I/O port also
functioning as, bus
control signal I/Os,
SSU I/Os, and A/D
converter inputs
PF7/
φ
PF6/
AS/AH
RD
HWR
PF3/
LWR/SSO0-C
PF2/
CS6/LCAS/SSI0-C
PF1/
CS5/UCAS/SSCK0-C
PF0/
WAIT-A/OE-A/ADTRG0-B/SCS0-C
PF7/
φ
PF6
PF5
PF4
PF3/SSO0-C
PF2/SSI0-C
PF1/SSCK0-C
PF0/
ADTRG0-B/
SCS0-C
Open-drain output
capability.
Port G General I/O port also
functioning as bus
control signal I/Os
PG6/
BREQ-A
PG5/
BACK-A
PG4/
BREQO-A/CS4
PG3/
CS3/RAS3
PG2/
CS2/RAS2
PG1/
CS1
PG0/
CS0
PG6
PG5
PG4
PG3
PG2
PG1
PG0
Open-drain output
capability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com