công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1125 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1125 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1121Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1122Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1127Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1128Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1129Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1125 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1077 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
Output data register 3
ODR3
8
H'FD21
LPC
16
2
Status register 3
STR3
8
H'FD22
LPC
16
2
SERIRQ control register 4
SIRQCR4
8
H'FD23
LPC
16
2
LPC channel 3 address register H
LADR3H
8
H'FD24
LPC
16
2
LPC channel 3 address register L
LADR3L
8
H'FD25
LPC
16
2
SERIRQ control register 0
SIRQCR0
8
H'FD26
LPC
16
2
SERIRQ control register 1
SIRQCR1
8
H'FD27
LPC
16
2
Input data register 1
IDR1
8
H'FD28
LPC
16
2
Output data register 1
ODR1
8
H'FD29
LPC
16
2
Status register 1
STR1
8
H'FD2A
LPC
16
2
SERIRQ control register 5
SIRQCR5
8
H'FD2B
LPC
16
2
Input data register 2
IDR2
8
H'FD2C
LPC
16
2
Output data register 2
ODR2
8
H'FD2D
LPC
16
2
Status register 2
STR2
8
H'FD2E
LPC
16
2
Host interface select register
HISEL
8
H'FD2F
LPC
16
2
Host interface control register 0
HICR0
8
H'FD30
LPC
16
2
Host interface control register 1
HICR1
8
H'FD31
LPC
16
2
Host interface control register 2
HICR2
8
H'FD32
LPC
16
2
Host interface control register 3
HICR3
8
H'FD33
LPC
16
2
SERIRQ control register2
SIRQCR2
8
H'FD34
LPC
16
2
BT data buffer
BTDTR
8
H'FD35
LPC
16
2
BT FIFO valid size register 0
BTFVSR0
8
H'FD36
LPC
16
2
BT FIFO valid size register 1
BTFVSR1
8
H'FD37
LPC
16
2
LPC channel 1, 2 address register H
LADR12H
8
H'FD38
LPC
16
2
LPC channel 1, 2 address register L
LADR12L
8
H'FD39
LPC
16
2
SCIF address register H
SCIFADRH
8
H'FD3A
LPC
16
2
SCIF address register L
SCIFADRL
8
H'FD3B
LPC
16
2
Sub-chip module stop control register
BH
SUBMSTPBH
8
H'FE3E
SYSTEM
8
2
Sub-chip module stop control register
BL
SUBMSTPBL
8
H'FE3F
SYSTEM
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com