công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1121 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1121 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1117Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1118Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1119Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1120Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1121Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1122Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1121 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1073 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
Automatic PAUSE frame
retransmission count set register
TPAUSER
32
H'F964
EtherC
16
8
E-DMAC mode register
EDMR
32
H'F980
E-DMAC
16
8
E-DMAC transmit request register
EDTRR
32
H'F984
E-DMAC
16
8
E-DMAC receive request register
EDRRR
32
H'F988
E-DMAC
16
8
Transmit descriptor list address
register
TDLAR
32
H'F98C
E-DMAC
16
8
Receive descriptor list address
register
RDLAR
32
H'F990
E-DMAC
16
8
EtherC/E-DMAC status register
EESR
32
H'F994
E-DMAC
16
8
EtherC/E-DMAC status interrupt
permission register
EESIPR
32
H'F998
E-DMAC
16
8
Transmit/receive status copy enable
register
TRSCER
32
H'F99C
E-DMAC
16
8
Receive missed-frame counter
register
RMFCR
32
H'F9A0
E-DMAC
16
8
Transmit FIFO threshold register
TFTR
32
H'F9A4
E-DMAC
16
8
FIFO depth register
FDR
32
H'F9A8
E-DMAC
16
8
Receiving method control register
RMCR
32
H'F9AC
E-DMAC
16
8
Flow control FIFO threshold register
FCFTR
32
H'F9B4
E-DMAC
16
8
Transmit Interrupt Register
TRIMD
32
H'F9BC
E-DMAC
16
8
Receiving-Buffer Write Address
Register
RBWAR
32
H'F9C0
E-DMAC
16
8
Receiving-Descriptor Fetch Address
Register
RDFAR
32
H'F9C4
E-DMAC
16
8
Transmission-Buffer Read Address
Register
TBRAR
32
H'F9CC
E-DMAC
16
8
Transmission-Descriptor Fetch
Address Register
TDFAR
32
H'F9D0
E-DMAC
16
8
Bit rate setting register
ECBRR
8
H'F9D4
E-DMAC
16
4
Interrupt flag register 0
IFR0
8
H'FA00
USB
16
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com