công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1122 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1122 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1118Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1119Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1120Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1121Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1122Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1122 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1074 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
Interrupt flag register 1
IFR1
8
H'FA01
USB
16
4
Interrupt flag register 2
IFR2
8
H'FA02
USB
16
4
Interrupt enable register 0
IER0
8
H'FA04
USB
16
4
Interrupt enable register 1
IER1
8
H'FA05
USB
16
4
Interrupt enable register 2
IER2
8
H'FA06
USB
16
4
Interrupt select register 0
ISR0
8
H'FA08
USB
16
4
Interrupt select register 1
ISR1
8
H'FA09
USB
16
4
Interrupt select register 2
ISR2
8
H'FA0A
USB
16
4
EP0i data register
EPDR0i
8
H'FA0C
USB
16
4
EP0o data register
EPDR0o
8
H'FA0D
USB
16
4
EP0s data register
EPDR0s
8
H'FA0E
USB
16
4
EP1 data register
EPDR1
8
H'FA10
USB
16
4
EP2 data register
EPDR2
8
H'FA14
USB
16
4
EP3 data register
EPDR3
8
H'FA18
USB
16
4
EP0o receive data size register
EPSZ0o
8
H'FA24
USB
16
4
EP1 receive data size register
EPSZ1
8
H'FA25
USB
16
4
Data status register
DASTS
8
H'FA27
USB
16
4
FIFO clear register
FCLR
8
H'FA28
USB
16
4
Endpoint stall register
EPSTL
8
H'FA2A
USB
16
4
Trigger register
TRG
8
H'FA2C
USB
16
4
DTC transfer setting register
DMA
8
H'FA2D
USB
16
4
Configuration value register
CVR
8
H'FA2E
USB
16
4
Control register
CTLR
8
H'FA2F
USB
16
4
Endpoint information register
EPIR
8
H'FA32
USB
16
4
Transceiver test register 0
TRNTREG0
8
H'FA44
USB
16
4
Transceiver test register 1
TRNTREG1
8
H'FA45
USB
16
4
Receive buffer register
FRBR
8
H'FC80
SCIF
16
2
Transmitter holding register
FTHR
8
H'FC80
SCIF
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com