công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1123 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1123 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1119Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1120Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1121Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1122Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1127Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1123 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1075 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
Divisor latch L
FDLL
8
H'FC80
SCIF
16
2
Interrupt enable register
FIER
8
H'FC81
SCIF
16
2
Divisor latch H
FDLH
8
H'FC81
SCIF
16
2
Interrupt identification register
FIIR
8
H'FC82
SCIF
16
2
FIFO control register
FFCR
8
H'FC82
SCIF
16
2
Line control register
FLCR
8
H'FC83
SCIF
16
2
Modem control register
FMCR
8
H'FC84
SCIF
16
2
Line status register
FLSR
8
H'FC85
SCIF
16
2
Modem status register
FMSR
8
H'FC86
SCIF
16
2
Scratch pad register
FSCR
8
H'FC87
SCIF
16
2
SCIF control register
SCIFCR
8
H'FC88
SCIF
16
2
SS control register H
SSCRH
8
H'FCC0
SSU
16
2
SS control register L
SSCRL
8
H'FCC1
SSU
16
2
SS mode register
SSMR
8
H'FCC2
SSU
16
2
SS enable register
SSER
8
H'FCC3
SSU
16
2
SS status register
SSSR
8
H'FCC4
SSU
16
2
SS control register 2
SSCR2
8
H'FCC5
SSU
16
2
SS transmit data register 0
SSTDR0
8
H'FCC6
SSU
16
2
SS transmit data register 1
SSTDR1
8
H'FCC7
SSU
16
2
SS transmit data register 2
SSTDR2
8
H'FCC8
SSU
16
2
SS transmit data register 3
SSTDR3
8
H'FCC9
SSU
16
2
SS receive data register 0
SSRDR0
8
H'FCCA
SSU
16
2
SS receive data register 1
SSRDR1
8
H'FCCB
SSU
16
2
SS receive data register 2
SSRDR2
8
H'FCCC
SSU
16
2
SS receive data register 3
SSRDR3
8
H'FCCD
SSU
16
2
SS shift register
SSTRSR
8
H'FCCE
SSU
16
2
Host interface control register 4
HICR4
8
H'FD00
LPC
16
2
BT status register 0
BTSR0
8
H'FD02
LPC
16
2
BT status register 1
BTSR1
8
H'FD03
LPC
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com