công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1127 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1127 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1127Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1128Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1129Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1130Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1131Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1127 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1079 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
I
2C bus mode register_4
ICMR_4
8
H'FE93
IIC_4
8
2
Slave address register_4
SAR_4
8
H'FE93
IIC_4
8
2
I
2C bus control register_5
ICCR_5
8
H'FE94
IIC_5
8
2
I
2C bus status register_5
ICSR_5
8
H'FE95
IIC_5
8
2
I
2C bus data register_5
ICDR_5
8
H'FE96
IIC_5
8
2
Second slave address register_5
SARX_5
8
H'FE96
IIC_5
8
2
I
2C bus mode register_5
ICMR_5
8
H'FE97
IIC_5
8
2
Slave address register_5
SAR_5
8
H'FE97
IIC_5
8
2
Serial mode register_1
SMR_1
8
H'FE98
SCI_1
8
2
Bit rate register_1
BRR_1
8
H'FE99
SCI_1
8
2
Serial control register_1
SCR_1
8
H'FE9A
SCI_1
8
2
Transmit data register_1
TDR_1
8
H'FE9B
SCI_1
8
2
Serial status register_1
SSR_1
8
H'FE9C
SCI_1
8
2
Receive data register_1
RDR_1
8
H'FE9D
SCI_1
8
2
Smart card mode register_1
SCMR_1
8
H'FE9E
SCI_1
8
2
A/D data register A
ADDRA
16
H'FEA0
ADC
16
2
A/D data register B
ADDRB
16
H'FEA2
ADC
16
2
A/D data register C
ADDRC
16
H'FEA4
ADC
16
2
A/D data register D
ADDRD
16
H'FEA6
ADC
16
2
A/D data register E
ADDRE
16
H'FEA8
ADC
16
2
A/D data register F
ADDRF
16
H'FEAA
ADC
16
2
A/D data register G
ADDRG
16
H'FEAC
ADC
16
2
A/D data register H
ADDRH
16
H'FEAE
ADC
16
2
A/D control/status register
ADCSR
8
H'FEB0
ADC
16
2
A/D control register
ADCR
8
H'FEB1
ADC
16
2
Serial multiplexed mode register 0
SMR0
8
H'FEB8
SMX
8
2
Serial multiplexed mode register 1
SMR1
8
H'FEB9
SMX
8
2
Noise canceler enable register
P4BNCE
8
H'FEBA
PORT
8
2
Noise canceler mode control register
P4BNCMC
8
H'FEBB
PORT
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com