công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1128 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1128 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1127Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1128Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1129Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1130Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1131Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1132Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1128 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1080 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
Port 6 pull-up MOS control register
P6PCR
8
H'FEBC
PORT
8
2
Pin function control register
PINFNCR
8
H'FEBE
PORT
8
2
Port 4 pull-up MOS control register
P4PCR
8
H'FEBF
PORT
8
2
I
2C bus control register_3
ICCR_3
8
H'FEC0
IIC_3
8
2
I
2C bus status register_3
ICSR_3
8
H'FEC1
IIC_3
8
2
I
2C bus data register_3
ICDR_3
8
H'FEC2
IIC_3
8
2
Second slave address register_3
SARX_3
8
H'FEC2
IIC_3
8
2
I
2C bus mode register_3
ICMR_3
8
H'FEC3
IIC_3
8
2
Slave address register_3
SAR_3
8
H'FEC3
IIC_3
8
2
I
2C bus control register_2
ICCR_2
8
H'FEC8
IIC_2
8
2
I
2C bus status register_2
ICSR_2
8
H'FEC9
IIC_2
8
2
I
2C bus data register_2
ICDR_2
8
H'FECA
IIC_2
8
2
Second slave address register_2
SARX_2
8
H'FECA
IIC_2
8
2
I
2C bus mode register_2
ICMR_2
8
H'FECB
IIC_2
8
2
Slave address register_2
SAR_2
8
H'FECB
IIC_2
8
2
PWMX (D/A) data register A_1
DADRA_1
16
H'FECC
PWMX_1
8
4
PWMX (D/A) control register_1
DACR_1
8
H'FECC
PWMX_1
8
2
PWMX (D/A) data register B_1
DADRB_1
16
H'FECE
PWMX_1
8
4
PWMX (D/A) counter_1
DACNT_1
16
H'FECE
PWMX_1
8
4
CRC control register
CRCCR
8
H'FED4
CRC
16
2
CRC data input register
CRCDIR
8
H'FED5
CRC
16
2
CRC data output register
CRCDOR
16
H'FED6
CRC
16
2
I
2C bus extended control register_0
ICXR_0
8
H'FED8
IIC_0
8
2
I
2C bus extended control register_1
ICXR_1
8
H'FED9
IIC_1
8
2
I
2C SMBus control register
ICSMBCR
8
H'FEDB
IIC
8
2
I
2C bus extended control register_2
ICXR_2
8
H'FEDC
IIC_2
8
2
I
2C bus extended control register_3
ICXR_3
8
H'FEDD
IIC_3
8
2
I
2C bus transfer select register
IICX3
8
H'FEDF
IIC
8
2
I
2C bus extended control register_4
ICXR_4
8
H'FEE0
IIC_4
8
2
I
2C bus extended control register_5
ICXR_5
8
H'FEE1
IIC_5
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com