công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1124 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1124 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1120Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1121Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1122Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1123Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1124Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1125Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1126Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1127Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1128Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1124 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1076 of 1198
REJ09B0403-0200
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data
Bus
Width
Number
of Access
States
BT control/status register 0
BTCSR0
8
H'FD04
LPC
16
2
BT control/status register 1
BTCSR1
8
H'FD05
LPC
16
2
BT control register
BTCR
8
H'FD06
LPC
16
2
BT interrupt mask register
BTIMSR
8
H'FD07
LPC
16
2
SMIC flag register
SMICFLG
8
H'FD08
LPC
16
2
Host interface control register 5
HICR5
8
H'FD09
LPC
16
2
SMIC control/status register
SMICCSR
8
H'FD0A
LPC
16
2
SMIC data register
SMICDTR
8
H'FD0B
LPC
16
2
SMIC interrupt register 0
SMICIR0
8
H'FD0C
LPC
16
2
SMIC interrupt register 1
SMICIR1
8
H'FD0E
LPC
16
2
SERIRQ control register3
SIRQCR3
8
H'FD0F
LPC
16
2
Bidirectional data register 0MW
TWR0MW
8
H'FD10
LPC
16
2
Bidirectional data register 0SW
TWR0SW
8
H'FD10
LPC
16
2
Bidirectional data register 1
TWR1
8
H'FD11
LPC
16
2
Bidirectional data register 2
TWR2
8
H'FD12
LPC
16
2
Bidirectional data register 3
TWR3
8
H'FD13
LPC
16
2
Bidirectional data register 4
TWR4
8
H'FD14
LPC
16
2
Bidirectional data register 5
TWR5
8
H'FD15
LPC
16
2
Bidirectional data register 6
TWR6
8
H'FD16
LPC
16
2
Bidirectional data register 7
TWR7
8
H'FD17
LPC
16
2
Bidirectional data register 8
TWR8
8
H'FD18
LPC
16
2
Bidirectional data register 9
TWR9
8
H'FD19
LPC
16
2
Bidirectional data register 10
TWR10
8
H'FD1A
LPC
16
2
Bidirectional data register 11
TWR11
8
H'FD1B
LPC
16
2
Bidirectional data register 12
TWR12
8
H'FD1C
LPC
16
2
Bidirectional data register 13
TWR13
8
H'FD1D
LPC
16
2
Bidirectional data register 14
TWR14
8
H'FD1E
LPC
16
2
Bidirectional data register 15
TWR15
8
H'FD1F
LPC
16
2
Input data register 3
IDR3
8
H'FD20
LPC
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com